Part Number Hot Search : 
IRF6215L SMB30C FM4005 100M10 1N662E3 MAX1114 2N2528 BY251
Product Description
Full Text Search
 

To Download P6SMBJ65 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 P6 SMBJ 6.5 ... P6 SMBJ 170CA Surface Mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden fur die Oberflachenmontage
Pulse power dissipation - Impuls-Verlustleistung Maximum stand-off voltage Maximale Sperrspannung Plastic case Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
600 W 6.5...170 V
~ SMB ~ DO-214AA 0.1 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
see page 18 siehe Seite 18
Suffix "C" or "CA" for bidirectional types
Suffix "C" oder "CA" fur bidirektionale Typen
Maximum ratings and Characteristics Peak pulse power dissipation (10/1000 :s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 :s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlaspannung Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschlu TA = 25/C TT = 75/C TA = 25/C IF = 25 A
Grenz- und Kennwerte PPPM PM(AV) IFSM VF Tj TS RthA RthT 600 W 1) 5W 100 A 2) < 3.0 V 2) - 50...+150/C - 50...+150/C < 60 K/W 3) < 15 K/W
1
) Non-repetitive current pulse see curve IPPM = f (tr) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve IPPM = f (tr) 2 ) Unidirectional diodes only - nur fur unidirektionale Dioden 3 ) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 25.02.2003
1
P6 SMBJ 6.5 ... P6 SMBJ 170CA Maximum ratings
Type Typ Stand-off Max. rev. current Breakdown voltage at IT = 1 mA voltage Max. Sperrstrom Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA Sperrspanng at / bei VWM *) at / bei IT = 10 mA VWM [V] P6 SMBJ 6.5 P6 SMBJ 6.5A P6 SMBJ 7.0 P6 SMBJ 7.0A P6 SMBJ 7.5 P6 SMBJ 7.5A P6 SMBJ 8.0 P6 SMBJ 8.0A P6 SMBJ 8.5 P6 SMBJ 8.5A P6 SMBJ 9.0 P6 SMBJ 9.0A P6 SMBJ 10 P6 SMBJ 10A P6 SMBJ 11 P6 SMBJ 11A P6 SMBJ 12 P6 SMBJ 12A P6 SMBJ 13 P6 SMBJ 13A P6 SMBJ 14 P6 SMBJ 14A P6 SMBJ 15 P6 SMBJ 15A P6 SMBJ 16 P6 SMBJ 16A P6 SMBJ 17 P6 SMBJ 17A P6 SMBJ 18 P6 SMBJ 18A P6 SMBJ 20 P6 SMBJ 20A P6 SMBJ 22 P6 SMBJ 22A P6 SMBJ 24 P6 SMBJ 24A P6 SMBJ 26 P6 SMBJ 26A P6 SMBJ 28 P6 SMBJ 28A P6 SMBJ 30 P6 SMBJ 30A P6 SMBJ 33 P6 SMBJ 33A 6.5 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 33 33 ID [:A] 500 500 200 200 100 100 50 50 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 VBR min. [V] 7.2 *) 7.2 *) 7.8 *) 7.8 *) 8.3 8.3 8.9 8.9 9.4 9.4 10.0 10.0 11.1 11.1 12.2 12.2 13.3 13.3 14.4 14.4 15.6 15.6 16.7 16.7 17.8 17.8 18.9 18.9 20.0 20.0 22.2 22.2 24.4 24.4 26.7 26.7 28.9 28.9 31.1 31.1 33.3 33.3 36.7 36.7 VBR max. [V] 8.8 *) 8.0 *) 9.5 *) 8.7 *) 10.1 9.2 10.9 9.9 11.5 10.4 12.2 11.1 13.5 12.3 14.9 13.5 16.2 14.8 17.6 16.0 19.0 17.3 20.4 18.6 21.7 19.8 23.1 21.0 24.4 22.2 27.1 24.6 29.8 27.1 32.6 29.6 35.3 32.1 37.9 34.5 40.1 36.9 44.8 40.7
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spanng at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 12.3 11.2 13.3 12.0 14.3 12.9 15.0 13.6 15.9 14.4 16.9 15.4 18.8 17.0 20.1 18.2 22.0 19.9 23.8 21.5 25.8 23.2 26.9 24.4 28.8 26.0 30.5 27.6 32.2 29.2 35.8 32.4 39.4 35.5 43.0 38.9 46.6 42.1 50.0 45.4 53.5 48.4 59.0 53.3 IPPM [A] 48.8 53.6 45.1 50.0 42.0 46.5 40.0 44.1 37.7 41.7 35.5 39.0 31.9 35.3 29.9 33.0 27.3 30.2 25.2 27.9 23.3 25.9 22.3 24.6 20.8 23.1 19.7 21.7 18.6 20.5 16.8 18.5 15.2 16.9 14.0 15.4 12.9 14.3 12.0 13.2 11.2 12.4 10.2 11.3
2
F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\p6smbj6.5.wpd
P6 SMBJ 6.5 ... P6 SMBJ 170CA Maximum ratings
Type Typ Stand-off Max. rev. current Breakdown voltage at IT = 1 mA voltage Max. Sperrstrom Abbruch-Spannung bei IT = 1 mA Sperrspanng at / bei VWM *) at / bei IT = 10 mA VWM [V] P6 SMBJ 36 P6 SMBJ 36A P6 SMBJ 40 P6 SMBJ 40A P6 SMBJ 43 P6 SMBJ 43A P6 SMBJ 45 P6 SMBJ 45A P6 SMBJ 48 P6 SMBJ 48A P6 SMBJ 51 P6 SMBJ 51A P6 SMBJ 54 P6 SMBJ 54A P6 SMBJ 58 P6 SMBJ 58A P6 SMBJ 60 P6 SMBJ 60A P6 SMBJ 64 P6 SMBJ 64A P6 SMBJ 70 P6 SMBJ 70A P6 SMBJ 75 P6 SMBJ 75A P6 SMBJ 78 P6 SMBJ 78A P6 SMBJ 85 P6 SMBJ 85A P6 SMBJ 90 P6 SMBJ 90A P6 SMBJ 100 P6 SMBJ 100A P6 SMBJ 110 P6 SMBJ 110A P6 SMBJ 120 P6 SMBJ 120A P6 SMBJ 130 P6 SMBJ 130A P6 SMBJ 150 P6 SMBJ 150A P6 SMBJ 160 P6 SMBJ 160A P6 SMBJ 170 P6 SMBJ 170A 36 36 40 40 43 43 45 45 48 48 51 51 54 54 58 58 60 60 64 64 70 70 75 75 78 78 85 85 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130 150 150 160 160 170 170 ID [:A] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 VBR min. [V] 40.0 40.0 44.4 44.4 47.8 47.8 50.0 50.0 53.3 53.3 56.7 56.7 60.0 60.0 64.4 64.4 66.7 66.7 71.1 71.1 77.8 77.8 83.3 83.3 86.7 86.7 94.4 94.4 100 100 111 111 122 122 133 133 144 144 167 167 178 178 189 189 VBR max. [V] 48.8 44.4 54.2 49.3 58.3 53.1 61.0 55.5 65.0 59.2 69.2 62.9 73.2 66.6 78.6 71.5 81.4 74.0 86.7 78.9 94.9 86.4 102 92.5 106 96.2 115 105 122 111 135 123 149 135 162 148 176 160 204 185 217 198 231 210
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spanng at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 64.3 58.1 71.4 64.5 76.7 69.4 80.3 72.7 85.5 77.4 91.1 82.4 96.3 87.1 103 93.6 107 96.8 114 103 125 113 134 121 139 126 151 137 160 146 179 162 196 177 214 193 231 209 268 243 287 259 304 275 IPPM [A] 9.3 10.3 8.4 9.3 7.8 8.6 7.5 8.3 7.0 7.8 6.6 7.3 6.2 6.9 5.8 6.4 5.6 6.2 5.3 5.8 4.8 5.3 4.5 5.0 4.3 4.8 4.0 4.4 3.8 4.1 3.4 3.7 3.1 3.4 2.8 3.1 2.6 2.9 2.2 2.5 2.1 2.3 2.0 2.2
25.02.2003
3
P6 SMBJ 6.5 ... P6 SMBJ 170CA
1
For bidirectional types (suffix "C" or "CA") electrical characteristics apply in both directions Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen
1
) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschlu 4 F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\p6smbj6.5.wpd


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of P6SMBJ65

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X